| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX2000 bảng dữ liệu(PDF) 181 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 bảng dữ liệu(HTML) 181 Page - Microsemi Corporation |
|
181 / 262 page ![]() Axcelerator Family FPGAs Re vi s i on 18 3 - 55 IO103NB3F9 V27 IO103PB3F9 U27 IO104NB3F9 W29 IO104PB3F9 V29 IO105NB3F9 Y28 IO105PB3F9 W28 IO106NB3F9 V25 IO106PB3F9 U25 IO107NB3F10 W26 IO107PB3F10 V26 IO108NB3F10 W24 IO108PB3F10 V24 IO109NB3F10 Y27 IO109PB3F10 W27 IO110NB3F10 V23 IO110PB3F10 V22 IO111NB3F10 AA29 IO111PB3F10 Y29 IO112NB3F10 Y25 IO112PB3F10 W25 IO113NB3F10 AB27 IO113PB3F10 AA27 IO114NB3F10 Y23 IO114PB3F10 W23 IO115NB3F10 AA26 IO115PB3F10 Y26 IO116NB3F10 AC28 IO116PB3F10 AB28 IO117NB3F10 AE29 IO117PB3F10 AD29 IO118NB3F11 AE28 IO118PB3F11 AD28 IO119NB3F11 AD27 IO119PB3F11 AC27 IO120NB3F11 AA24 FG896 AX1000 Function Pin Number IO120PB3F11 Y24 IO121NB3F11 AB25 IO121PB3F11 AA25 IO122NB3F11 AC26 IO122PB3F11 AB26 IO123NB3F11 AG28 IO123PB3F11 AF28 IO124NB3F11 AB23 IO124PB3F11 AA23 IO125NB3F11 AF27 IO125PB3F11 AE27 IO126NB3F11 AD25 IO126PB3F11 AC25 IO127NB3F11 AE26 IO127PB3F11 AD26 IO128NB3F11 AC24 IO128PB3F11 AB24 Bank 4 IO129NB4F12 AD23 IO129PB4F12 AC23 IO130NB4F12 AK26 IO130PB4F12 AK27 IO131NB4F12 AF24 IO131PB4F12 AF25 IO132NB4F12 AG25 IO132PB4F12 AG26 IO133NB4F12 AD22 IO133PB4F12 AC22 IO134NB4F12 AE23 IO134PB4F12 AE24 IO135NB4F12 AH24 IO135PB4F12 AH25 IO136NB4F12 AJ25 IO136PB4F12 AJ26 IO137NB4F12 AD21 FG896 AX1000 Function Pin Number IO137PB4F12 AC21 IO138NB4F12 AK24 IO138PB4F12 AK25 IO139NB4F13 AE21 IO139PB4F13 AE22 IO140NB4F13 AG23 IO140PB4F13 AG24 IO141NB4F13 AF22 IO141PB4F13 AF23 IO142NB4F13 AJ23 IO142PB4F13 AJ24 IO143NB4F13 AD19 IO143PB4F13 AD20 IO144NB4F13 AG21 IO144PB4F13 AG22 IO145NB4F13 AE19 IO145PB4F13 AE20 IO146NB4F13 AF20 IO146PB4F13 AF21 IO147NB4F13 AC19 IO147PB4F13 AC20 IO148NB4F13 AH22 IO148PB4F13 AH23 IO149NB4F13 AC18 IO149PB4F13 AB18 IO150NB4F13 AK21 IO150PB4F13 AJ21 IO151NB4F13 AE18 IO151PB4F13 AD18 IO152NB4F14 AJ20 IO152PB4F14 AK20 IO153NB4F14 AG19 IO153PB4F14 AG20 IO154NB4F14 AH19 IO154PB4F14 AH20 FG896 AX1000 Function Pin Number |