công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APA600 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APA600
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASICPLUS Flash Family FPGAs
PDF  178 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APA600 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Microsemi Corporation

Back Button APA600 Datasheet HTML 61Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 62Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 63Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 64Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 65Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 66Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 67Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 68Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 69Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 178 page
background image
ProASICPLUS Flash Family FPGAs
v5.9
2-55
Synchronous SRAM Read, Access Timed Output Strobe (Synchronous Transparent)
Note: The plot shows the normal operation status.
Figure 2-28 • Synchronous SRAM Read, Access Timed Output Strobe (Synchronous Transparent)
Table 2-52 • TJ = 0°C to 110°C; VDD = 2.3 V to 2.7 V for Commercial/Industrial
TJ = –55°C to 150°C, VDD = 2.3 V to 2.7 V for Military/MIL-STD-883
Symbol txxx
Description
Min.
Max.
Units
Notes
CCYC
Cycle time
7.5
ns
CMH
Clock high phase
3.0
ns
CML
Clock low phase
3.0
ns
OCA
New DO access from RCLKS
↑
7.5
ns
OCH
Old DO valid from RCLKS
↑
3.0
ns
RACH
RADDR hold from RCLKS
↑
0.5
ns
RACS
RADDR setup to RCLKS
↑
1.0
ns
RDCH
RDB hold from RCLKS
↑
0.5
ns
RDCS
RDB setup to RCLKS
↑
1.0
ns
RPCA
New RPE access from RCLKS
↑
9.5
ns
RPCH
Old RPE valid from RCLKS
↑
3.0
ns
RADDR
RPE
DO
RCLKS
RBD, RBLKB
New Valid Data Out
Cycle Start
Old Data Out
New Valid
Address
tRACS
tRDCS
tRDCH
tRACH
tOCH
tRPCH
tCMH
tOCA
tRPCA
tCCYC
tCML



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com