| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
APT30M85BVRG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APT30M85BVRG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microsemi Corporation |
|
7 / 44 page ![]() 7 Datasheets available on www.microsemi.com All Products RoHS Compliant D3 PAK[S] ISOTOP®[J] SOT-227 (ISOLATED BASE) TO-264[L] T-MAX®[B2] Part Numbers for D3 packages - replace "B” with “S” in part number Part Numbers for TO-264 packages - replace "B2" with "L" in part number BV (DSS) Volts R DS(ON) Max I D MOSFET Part # I D FREDFET Part # Package Style 1200 3.80 5 APT4M120K TO-220 4.20 4 APT4F120K TO-220 2.40 7 APT7F120B TO-247 or D3 2.10 8 APT7M120B TO-247 1.20 14 APT13F120B TO-247 or D3 1.10 14 APT14M120B TO-247 0.70 23 APT22F120B2 T-MAX® or TO-264 0.63 24 APT24M120B2 T-MAX® or TO-264 0.58 27 APT26F120B2 T-MAX® or TO-264 0.58 18 APT17F120J ISOTOP® 0.53 29 APT28M120B2 T-MAX® or TO-264 0.53 19 APT19M120J ISOTOP® 0.32 33 APT32F120J ISOTOP® 0.29 35 APT34M120J ISOTOP® 1000 2.80 5 APT5F100K TO-220 2.50 6 APT6M100K TO-220 2.00 7 APT7F100B TO-247 1.80 8 APT8M100B TO-247 1.60 9 APT9F100B TO-247 or D3 1.40 9 APT9M100B TO-247 0.98 14 APT14F100B TO-247 or D3 0.88 14 APT14M100B TO-247 or D3 0.78 17 APT17F100B TO-247 or D3 0.70 18 APT18M100B TO-247 0.44 30 APT29F100B2 T-MAX® or TO-264 0.44 20 APT19F100J ISOTOP® 0.38 32 APT31M100B2 35 APT34F100B2 T-MAX® or TO-264 0.38 21 APT21M100J 23 APT22F100J ISOTOP® 0.33 37 APT37M100B2 T-MAX® or TO-264 0.33 25 APT25M100J ISOTOP® 0.20 42 APT41F100J ISOTOP® 0.18 45 APT45M100J ISOTOP® 800 1.50 7 APT7F80K TO-220 1.35 8 APT8M80K TO-220 0.90 12 APT11F80B TO-247 or D3 0.80 13 APT12M80B TO-247 0.58 18 APT17F80B TO-247 or D3 0.53 19 APT18M80B TO-247 or D3 0.43 23 APT22F80B TO-247 or D3 0.39 25 APT24M80B TO-247 or D3 0.24 41 APT38F80B2 T-MAX® or TO-264 0.21 43 APT41M80B2 47 APT44F80B2 T-MAX® or TO-264 0.21 31 APT29F80J ISOTOP® 0.19 49 APT48M80B2 T-MAX® or TO-264 0.19 33 APT32M80J ISOTOP® 0.11 57 APT53F80J ISOTOP® 0.10 60 APT58M80J ISOTOP® TO-247[B] TO-220[K] Power MOS 8TM MOSFETs / FREDFETs |