công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AGLP125 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện AGLP125
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGLOO PLUS Low Power Flash FPGAs
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

AGLP125 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Microsemi Corporation

Back Button AGLP125 Datasheet HTML 28Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 29Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 30Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 31Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 32Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 33Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 34Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 35Page - Microsemi Corporation AGLP125 Datasheet HTML 36Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 134 page
background image
IGLOO PLUS DC and Switching Characteristics
2-18
Revision 16
Figure 2-6 • Tristate Output Buffer Timing Model and Delays (example)
D
CLK
Q
D
CLK
Q
10% VCCI
tZL
Vtrip
50%
tHZ
90% VCCI
tZH
Vtrip
50%
50%
tLZ
50%
EOUT
PAD
D
E
50%
tEOUT (R)
50%
tEOUT (F)
PAD
DOUT
EOUT
D
I/O Interface
E
tEOUT
tZLS
Vtrip
50%
tZHS
Vtrip
50%
EOUT
PAD
D
E
50%
50%
tEOUT (R)
tEOUT (F)
50%
VCC
VCC
VCC
VCCI
VCC
VCC
VCC
VOH
VOL
VOL
tZL, tZH, tHZ, tLZ, tZLS, tZHS
tEOUT = MAX(tEOUT(r), tEOUT(f))



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com