công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP8715DN bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP8715DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  100% Duty Cycle Synchronous 4A, 21V, 500kHz Step-Down Converter
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP8715DN bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP8715DN Datasheet HTML 11Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 12Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 13Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 14Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 15Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 16Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 17Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 18Page - Monolithic Power Systems MP8715DN Datasheet HTML 19Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 19 page
background image
MP8715 – 4A, 21V, 500kHz, STEP DOWN CONVERTER WITH 100% DUTY CYCLE OPERATION
MP8715 Rev. 1.01
www.MonolithicPower.com
15
6/13/2013
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2013 MPS. All Rights Reserved.
Top Layer
Inner1 Layer
GND
Inner2 Layer
Bottom Layer
Figure 7—MP8715DN Layout Guide



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com