công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC14ADB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC14ADB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverting Schmitt trigger with 5 V tolerant input
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC14ADB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC14ADB Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC14ADB Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
74LVC14A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 23 December 2011
9 of 18
NXP Semiconductors
74LVC14A
Hex inverting Schmitt trigger with 5 V tolerant input
14. Waveforms transfer characteristics
VT at 20 % and VT+ at 70 %
Fig 8.
Definition of VT+, VT and VH
mna207
VO
VI
VH
VT+
VT−
mna208
VO
VI
VH
VT+
VT−
VCC = 3.3 V.
Fig 9.
Typical transfer characteristic
0
0.6
1.2
3
5
4
0
1
2
3
mna582
1.8
2.4
VI (V)
ICC
(mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com