công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC10F320T-EMCSQTP bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC10F320T-EMCSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  6/8-Pin, High-Performance, Flash Microcontrollers
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC10F320T-EMCSQTP bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Microchip Technology

Back Button PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 95Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 96Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 97Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 98Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 99Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 100Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 101Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 102Page - Microchip Technology PIC10F320T-EMCSQTP Datasheet HTML 103Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 210 page
background image
 2011 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41585A-page 99
PIC10(L)F320/322
FIGURE 15-3:
ANALOG INPUT MODEL
FIGURE 15-4:
ADC TRANSFER FUNCTION
CPIN
VA
Rs
Analog
5 pF
VDD
VT
 0.6V
VT
 0.6V
I LEAKAGE(1)
RIC
 1k
Sampling
Switch
SS Rss
CHOLD = 10 pF
VSS/VREF-
6V
Sampling Switch
5V
4V
3V
2V
567 8 9 10 11
(k
)
VDD
Legend:
CPIN
VT
I LEAKAGE
RIC
SS
CHOLD
= Input Capacitance
= Threshold Voltage
= Leakage current at the pin due to
= Interconnect Resistance
= Sampling Switch
= Sample/Hold Capacitance
various junctions
RSS
Note 1:
Refer to Section 24.0 “Electrical Specifications”.
RSS
= Resistance of Sampling Switch
Input
pin
FFh
FEh
FDh
FCh
03h
02h
01h
00h
Full-Scale
FBh
0.5 LSB
VREF-
Zero-Scale
Transition
VREF+
Transition
1.5 LSB
Full-Scale Range
Analog Input Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com