| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
USB0005RP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVX Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB0005RP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVX Corporation |
|
3 / 4 page ![]() 61 USB Series Varistor Multilayer Varistors for Universal Serial BUS Protection W BL L T D A B C USB0001/5/6 (Single) W BL P BW T L E D A B C USB0002 (Dual) W BL P BW T L E D A B C USB0004 (Quad) LW T BW BL P USB0001 1.60±.15 0.80±0.15 0.90 Max N/A 0.35±0.15 N/A (0.063±0.006) (0.032±0.006) (0.035 Max.) (0.014±0.006) USB0002 1.00±0.15 1.37±0.15 0.66 Max 0.36±0.10 0.20±0.10 0.64 REF (0.039±0.006) (0.054±0.006) (0.026 Max.) (0.014±0.004) (0.008±0.004) (0.025 REF) USB0004 1.60±0.20 3.20±0.20 1.22 Max 0.41±0.10 0.18+0.25/–0.08 0.76 REF (0.063±0.008) (0.126±0.008) (0.048 Max.) (0.016±0.004) (0.007+.01/–.003) (0.030 REF) USB0005 / USB0006 1.0±0.10 0.50±0.10 0.60 Max N/A 0.25±0.15 N/A (0.040±0.004) (0.020±0.004) (0.024 Max.) (0.010±0.006) AB C D E USB0001 0.89 0.76 2.54 0.76 N/A (0.035) (0.030) (0.100) (0.030) USB0002 0.46 0.74 1.20 0.30 0.64 (0.018) (0.029) (0.047) (0.012) (0.025) USB0004 0.89 1.65 2.54 0.46 0.76 (0.035) (0.065) (0.100) (0.018) (0.030) USB0005 / USB0006 0.61 0.51 1.70 0.51 N/A (0.024) (0.020) (0.067) (0.020) mm (inches) mm (inches) PHYSICAL DIMENSIONS AND PAD LAYOUT |