công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

12103D107MT7A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AVX Corporation

tên linh kiện 12103D107MT7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

12103D107MT7A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AVX Corporation

  12103D107MT7A Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 12103D107MT7A Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 12103D107MT7A Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
24
• General Purpose Dielectric for Ceramic Capacitors
• EIA Class II Dielectric
• Temperature variation of capacitance is within ±15%
from -55°C to +85°C
• Well suited for decoupling and filtering applications
• Available in High Capacitance values (up to 100μF)
X5R Dielectric
General Specifications
PART NUMBER (see page 2 for complete part number explanation)
GENERAL DESCRIPTION
-60
-40
-20
0
+20
+40
+60
+80
Temperature
°C
Temperature Coefficient
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1,000
10,000
100
0
Insulation Resistance vs Temperature
0
20
120
40
60
80
Temperature
°C
100
1210
Size
(L" x W")
4
Voltage
4 = 4V
6 = 6.3V
Z = 10V
Y = 16V
3 = 25V
D = 35V
5 = 50V
D
Dielectric
D = X5R
107
Capacitance
Code (In pF)
2 Sig. Digits +
Number of
Zeros
M
Capacitance
Tolerance
K = ±10%
M = ±20%
A
Failure
Rate
A = N/A
T
Terminations
T = Plated Ni
and Sn
2
Packaging
2 = 7" Reel
4 = 13" Reel
7 = Bulk Cass.
9 = Bulk
A
Special
Code
A = Std.
NOTE: Contact factory for availability of Tolerance Options for Specific Part Numbers.
Contact factory for non-specified capacitance values.


Số phần tương tự - 12103D107MT7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
12103D107MT7A AVX-12103D107MT7A Datasheet
85Kb / 3P
X5R Dielectric General Specifications
More results

Mô tả tương tự - 12103D107MT7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
0805ZC475KAT2A AVX-0805ZC475KAT2A Datasheet
148Kb / 4P
General Specifications
0402YA150JAT2A AVX-0402YA150JAT2A Datasheet
124Kb / 4P
General Specifications
0805YA120KAT2A AVX-0805YA120KAT2A Datasheet
134Kb / 4P
General Specifications
06035A2R7BAT2A AVX-06035A2R7BAT2A Datasheet
134Kb / 4P
General Specifications
06035C103KAT4A AVX-06035C103KAT4A Datasheet
131Kb / 4P
General Specifications
06035C332JAT2A AVX-06035C332JAT2A Datasheet
131Kb / 4P
General Specifications
08055C220JAT2A AVX-08055C220JAT2A Datasheet
131Kb / 4P
General Specifications
12101C105KAT2A AVX-12101C105KAT2A Datasheet
95Kb / 4P
General Specifications
18122C104KAT2A AVX-18122C104KAT2A Datasheet
131Kb / 4P
General Specifications
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
M2012S2A2G30 NKK-M2012S2A2G30 Datasheet
338Kb / 10P
General Specifications
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com