công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

24LC16B bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 24LC16B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16K I2C Serial EEPROM
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24LC16B bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Microchip Technology

Back Button 24LC16B Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 24LC16B Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 26 page
background image
24AA16/24LC16B
DS21703G-page 20
© 2007 Microchip Technology Inc.
APPENDIX A:
REVISION HISTORY
Revision D
Corrections to Section 1.0, Electrical Characteristics.
Revision E
Added DFN package.
Revision F
Revised Figure 3-2 Control Byte Allocation; Figure 4-1
Byte Write; Figure 4-2 Page Write; Section 6.0 Write
Protection; Figure 7-1 Current Address Read; Figure 7-
2 Random Read; Figure 7-3 Sequential Read; Section
8.3 Write-Protect (WP).
Revision G (02/2007)
Changed 1.8V to 1.7V; Revised Features Section;
Replaced Package Drawings; Revised Product ID
Section.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com