công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPV358MM bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LPV358MM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LPV321-N Single/LPV358 Dual/LPV324 Quad General Purpose, Low Voltage, Low Power,
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LPV358MM bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button LPV358MM Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LPV358MM Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 28 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LPV321M5
SOT-23
DBV
5
1000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LPV321M5/NOPB
SOT-23
DBV
5
1000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LPV321M5X
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LPV321M5X/NOPB
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LPV321M7
SC70
DCK
5
1000
178.0
8.4
2.25
2.45
1.2
4.0
8.0
Q3
LPV321M7/NOPB
SC70
DCK
5
1000
178.0
8.4
2.25
2.45
1.2
4.0
8.0
Q3
LPV321M7X
SC70
DCK
5
3000
178.0
8.4
2.25
2.45
1.2
4.0
8.0
Q3
LPV321M7X/NOPB
SC70
DCK
5
3000
178.0
8.4
2.25
2.45
1.2
4.0
8.0
Q3
LPV324MTX
TSSOP
PW
14
2500
330.0
12.4
6.95
8.3
1.6
8.0
12.0
Q1
LPV324MTX/NOPB
TSSOP
PW
14
2500
330.0
12.4
6.95
8.3
1.6
8.0
12.0
Q1
LPV324MX
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.35
2.3
8.0
16.0
Q1
LPV324MX/NOPB
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.35
2.3
8.0
16.0
Q1
LPV358MM
VSSOP
DGK
8
1000
178.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LPV358MM/NOPB
VSSOP
DGK
8
1000
178.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LPV358MMX/NOPB
VSSOP
DGK
8
3500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LPV358MX
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.5
5.4
2.0
8.0
12.0
Q1
LPV358MX/NOPB
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.5
5.4
2.0
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
23-Sep-2013
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28