công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2208DL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP2208DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  16V, 4A, 600kHz Synchronous Step-Down Converter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP2208DL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP2208DL Datasheet HTML 2Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 3Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 4Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 5Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 6Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 7Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 8Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 9Page - Monolithic Power Systems MP2208DL Datasheet HTML 10Page - Monolithic Power Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
MP2208 – 16V, 4A, 600KHz SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER
MP2208 Rev. 0.92
www.MonolithicPower.com
6
5/7/2012
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2012 MPS. All Rights Reserved.
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VCC = 5V, VOUT = 1.8V, TA = +25ºC, unless otherwise noted. (continued)
VIN=12V
Short Circuit Protection
VIN=12V
Short Circuit Recovery
Load Transient
Load Transient
VIN=12V,IO=0A
Enable Shut-down
Enable Shut-down
VIN=12V,IO=4A
VO
1V/div.
VO/AC
100mV/div.
IL
2A/div.
VO/AC
100mV/div.
IL
2A/div.
VEN
5V/div.
VSW
10V/div.
IL
1A/div.
VO
1V/div.
VEN
5V/div.
VSW
10V/div.
IL
5A/div.
VO
1V/div.
IL
5A/div.
VSW
10V/div.
VO
1V/div.
IL
5A/div.
VSW
10V/div.
10ms/div.
2ms/div.
400ms/div.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com