công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7818CT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7818CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7818CT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button L7818CT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7818CT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 57 page
background image
Electrical characteristics
L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC
12/57
DocID2143 Rev 31
VI = 14 V, IO = 1 A, TJ = 0 to 125 °C (L7808AC), TJ = -40 to 125 °C (L7808AB), unless
otherwise specified.
Table 7. Electrical characteristics of L7808A
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
7.84
8
8.16
V
VO
Output voltage
IO = 5 mA to 1 A, VI = 10.6 to 21 V
7.7
8
8.3
V
VO
Output voltage
IO = 1 A, VI = 21 to 23 V, TJ = 25°C
7.7
8
8.3
V
V
O
(1)
Line regulation
VI = 10.6 to 25 V, IO = 500 mA,
TJ = 25°C
12
80
mV
VI = 11 to 17 V
15
80
mV
VI = 11 to 17 V, TJ = 25°C
5
40
mV
VI = 10.4 to 23 V, TJ = 25°C
12
80
mV
V
O
(1)
Load regulation
IO = 5 mA to 1 A
25
100
mV
IO = 5 mA to 1.5 A, TJ = 25°C
30
100
IO = 250 to 750 mA
10
50
Iq
Quiescent current
TJ = 25°C
4.3
6
mA
6mA
I
q
Quiescent current change
VI = 11 to 23 V, IO = 500 mA
0.8
mA
VI = 10.6 to 23 V, TJ = 25°C
0.8
mA
IO = 5 mA to 1 A
0.5
mA
SVR
Supply voltage rejection
VI = 11.5 to 21.5 V, f = 120 Hz,
IO = 500 mA
62
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1 A, TJ = 25°C
2
V
eN
Output noise voltage
TA = 25°C, B =10 Hz to 100 kHz
10
µV/VO
RO
Output resistance
f = 1 kHz
18
m
Isc
Short circuit current
VI = 35 V, TA = 25°C
0.2
A
Iscp
Short circuit peak current
TJ = 25°C
2.2
A
V
O/T
Output voltage drift
-0.8
mV/°C
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com