công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7818CD2T-TR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7818CD2T-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7818CD2T-TR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button L7818CD2T-TR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L7818CD2T-TR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 57 page
background image
DocID2143 Rev 31
21/57
L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC
Electrical characteristics
Refer to the test circuits, TJ = 0 to 125 °C, VI = 15 V, IO = 500 mA, CI = 0.33 µF, CO = 0.1 µF
unless otherwise specified.
Table 16. Electrical characteristics of L7809C
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
8.64
9
9.36
V
VO
Output voltage
IO = 5 mA to 1 A, VI = 11.5 to 22 V
8.55
9
9.45
V
VO
Output voltage
IO = 1 A, VI = 22 to 26 V, TJ = 25°C
8.55
9
9.45
V
V
O
(1)
Line regulation
VI = 11.5 to 26 V, TJ = 25°C
180
mV
VI = 12 to 18 V, TJ = 25°C
90
V
O
(1)
Load regulation
IO = 5 mA to 1.5 A, TJ = 25°C
180
mV
IO = 250 to 750 mA, TJ = 25°C
90
Id
Quiescent current
TJ = 25°C
8
mA
I
d
Quiescent current change
IO = 5 mA to 1 A
0.5
mA
VI = 11.5 to 26 V
1
V
O/T
Output voltage drift
IO = 5 mA
-1
mV/°C
eN
Output noise voltage
B = 10 Hz to 100 kHz, TJ = 25°C
70
µV/VO
SVR
Supply voltage rejection
VI = 12 to 23 V, f = 120 Hz
55
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1 A, TJ = 25°C
2
V
RO
Output resistance
f = 1 kHz
17
m
Isc
Short circuit current
VI = 35 V, TJ = 25°C
0.40
A
Iscp
Short circuit peak current
TJ = 25°C
2.2
A
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com