| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 163 page ![]() Pinouts and pin description STM32F205xx, STM32F207xx 40/163 Doc ID 15818 Rev 7 11 G8 18 29 35 M5 PC3(6) I/O FT PC3 SPI2_MOSI / I2S2_SD / OTG_HS_ULPI_NXT / ETH_MII_TX_CLK ADC123_ IN13 - - 19 30 36 - VDD_12 SVDD_12 12 - 20 31 37 M1 VSSA SVSSA -- - - - N1 VREF- SVREF- -F7 21 32 38 P1 VREF+ SVREF+ 13 - 22 33 39 R1 VDDA SVDDA 14 E7 23 34 40 N3 PA0(7)-WKUP(6) I/O FT PA0-WKUP USART2_CTS/ UART4_TX/ ETH_MII_CRS / TIM2_CH1_ETR/ TIM5_CH1 / TIM8_ETR ADC123_IN0/ WKUP 15 H8 24 35 41 N2 PA1(6) I/O FT PA1 USART2_RTS / UART4_RX/ ETH_RMII_REF_CLK / ETH_MII_RX_CLK / TIM5_CH2 / TIM2_CH2 ADC123_IN1 16 J9 25 36 42 P2 PA2(6) I/O FT PA2 USART2_TX/TIM5_CH3 / TIM9_CH1 / TIM2_CH3 / ETH_MDIO ADC123_IN2 - - - - 43 F4 PH2 I/O FT PH2 ETH_MII_CRS - - - - 44 G4 PH3 I/O FT PH3 ETH_MII_COL - - - - 45 H4 PH4 I/O FT PH4 I2C2_SCL / OTG_HS_ULPI_NXT - - - - 46 J4 PH5 I/O FT PH5 I2C2_SDA 17 G7 26 37 47 R2 PA3(6) I/O FT PA3 USART2_RX/TIM5_CH4 / TIM9_CH2 / TIM2_CH4 / OTG_HS_ULPI_D0 / ETH_MII_COL ADC123_IN3 18 F1 27 38 48 - VSS_4 SVSS_4 H7 L4 REGOFF I/O REGOFF 19 E1 28 39 49 K4 VDD_4 SVDD_4 20 J8 29 40 50 N4 PA4(6) I/O TT PA4 SPI1_NSS / SPI3_NSS / USART2_CK / DCMI_HSYNC / OTG_HS_SOF/ I2S3_WS ADC12_IN4 /DAC1_OUT Table 5. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |