công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF1510S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DF1510S
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DF1510S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  DF1510S Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DF1510S Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DF1510S Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DF15005S – DF1510S
Document number: DS17002 Rev. 10 - 2
2 of 3
www.diodes.com
February 2012
© Diodes Incorporated
DF15005S – DF1510S
1.0
0.5
0
40
60
80
100
120
140
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Output Current Derating Curve
A
1.5
2.0
0.01
0.1
1.0
10
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics (per element)
F
0
10
20
30
40
50
60
110
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
1
10
100
110
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Total Capacitance (per element)
R
0.01
0.1
1.0
10
100
20
040
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 5 Typical Reverse Characteristics (per element)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com