công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F2680ESPSQTP bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F2680ESPSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC18F2585/2680/4585/4680 Data Sheet
PDF  482 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F2680ESPSQTP bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC18F2680ESPSQTP Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 482 page
background image
PIC18F2585/2680/4585/4680
DS39625C-page 16
Preliminary
© 2007 Microchip Technology Inc.
TABLE 1-3:
PIC18F4585/4680 PINOUT I/O DESCRIPTIONS
Pin Name
Pin Number
Pin
Type
Buffer
Type
Description
PDIP
QFN
TQFP
MCLR/VPP/RE3
MCLR
VPP
RE3
118
18
I
P
I
ST
ST
Master Clear (input) or programming voltage (input).
Master Clear (Reset) input. This pin is an
active-low Reset to the device.
Programming voltage input.
Digital input.
OSC1/CLKI/RA7
OSC1
CLKI
RA7
13
32
30
I
I
I/O
ST
CMOS
TTL
Oscillator crystal or external clock input.
Oscillator crystal input or external clock source input.
ST buffer when configured in RC mode;
CMOS otherwise.
External clock source input. Always associated with
pin function OSC1. (See related OSC1/CLKI,
OSC2/CLKO pins.)
General purpose I/O pin.
OSC2/CLKO/RA6
OSC2
CLKO
RA6
14
33
31
O
O
I/O
—
—
TTL
Oscillator crystal or clock output.
Oscillator crystal output. Connects to crystal or
resonator in Crystal Oscillator mode.
In RC mode, OSC2 pin outputs CLKO which has 1/4
the frequency of OSC1 and denotes the instruction
cycle rate.
General purpose I/O pin.
Legend: TTL = TTL compatible input
CMOS = CMOS compatible input or output
ST
= Schmitt Trigger input with CMOS levels
I
= Input
O
= Output
P
= Power



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com