công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 348 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F2680ESOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC18F2585/2680/4585/4680 Data Sheet
PDF  482 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 348 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 344Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 345Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 346Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 347Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 348Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 349Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 350Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 351Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 352Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 348 / 482 page
background image
PIC18F2585/2680/4585/4680
DS39625C-page 346
Preliminary
© 2007 Microchip Technology Inc.
REGISTER 24-3:
CONFIG2H: CONFIGURATION REGISTER 2 HIGH (BYTE ADDRESS 300003h)
U-0
U-0
U-0
R/P-1
R/P-1
R/P-1
R/P-1
R/P-1
—
—
—
WDTPS3
WDTPS2
WDTPS1
WDTPS0
WDTEN
bit 7
bit 0
bit 7-5
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 4-1
WDTPS3:WDTPS0: Watchdog Timer Postscale Select bits
1111
= 1:32,768
1110
= 1:16,384
1101
= 1:8,192
1100
= 1:4,096
1011
= 1:2,048
1010
= 1:1,024
1001
= 1:512
1000
= 1:256
0111
= 1:128
0110
= 1:64
0101
= 1:32
0100
= 1:16
0011
= 1:8
0010
= 1:4
0001
= 1:2
0000
= 1:1
bit 0
WDTEN: Watchdog Timer Enable bit
1
= WDT enabled
0
= WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
Legend:
R = Readable bit
P = Programmable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value when device is unprogrammed
u = Unchanged from programmed state



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com