công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 237 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F2680ESOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC18F2585/2680/4585/4680 Data Sheet
PDF  482 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 237 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 233Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 234Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 235Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 236Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 237Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 238Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 239Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 240Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 241Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 237 / 482 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS39625C-page 235
PIC18F2585/2680/4585/4680
FIGURE 18-1:
AUTOMATIC BAUD RATE CALCULATION
FIGURE 18-2:
BRG OVERFLOW SEQUENCE
BRG Value
RX pin
ABDEN bit
RCIF bit
Bit 0
Bit 1
(Interrupt)
Read
RCREG
BRG Clock
Start
Auto-Cleared
Set by User
XXXXh
0000h
Edge #1
Bit 2
Bit 3
Edge #2
Bit 4
Bit 5
Edge #3
Bit 6
Bit 7
Edge #4
Stop Bit
Edge #5
001Ch
Note: The ABD sequence requires the EUSART module to be configured in Asynchronous mode and WUE = 0.
SPBRG
XXXXh
1Ch
SPBRGH
XXXXh
00h
Start
Bit 0
XXXXh
0000h
0000h
FFFFh
BRG Clock
ABDEN bit
RX pin
ABDOVF bit
BRG Value



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com