công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9681 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9681
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal, 14-Bit, 125 MSPS, Serial LVDS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9681 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9681 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD9681 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 40 page
background image
Data Sheet
AD9681
Rev. A | Page 11 of 40
D0–x
D0+x
FCO–1, FCO–2
DCO+1, DCO+2
CLK+
VIN±x1, VIN±x2
CLK–
DCO–1, DCO–2
FCO+1, FCO+2
D10
N – 17
MSB
N – 17
D9
N – 17
D8
N – 17
D7
N – 17
D6
N – 17
D5
N – 17
D4
N – 17
D3
N – 17
D2
N – 17
D1
N – 17
D0
N – 17
MSB
N – 16
D10
N – 16
tA
tDATA
tEH
tFCO
tFRAME
tPD
tCPD
tEL
N – 1
N
Figure 8. Wordwise DDR, One-Lane, 1× Frame, 12-Bit Output Mode
SYNC
CLK+
tHSYNC
tSSYNC
Figure 9. SYNC Input Timing Requirements



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40