công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF02 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện REF02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

REF02 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button REF02 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices REF02 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
REF01/REF02/REF03
Rev. K | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TEMPERATURE (°C)
10.010
10.005
10.000
9.995
9.990
9.985
–40
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Figure 7. REF01 Typical Output Voltage vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
5.008
5.004
5.000
4.996
4.992
–40
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Figure 8. REF02 Typical Output Voltage vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
–40
2.502
2.501
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
2.500
2.499
2.498
Figure 9. REF03 Typical Output Voltage vs. Temperature
12
28
16
20
24
32
36
40
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
INPUT VOLTAGE (V)
+125°C
+25°C
–40°C
Figure 10. REF01 Supply Current vs. Input Voltage
12
28
16
20
24
32
36
40
8
+125°C
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
INPUT VOLTAGE (V)
+25°C
–40°C
Figure 11. REF02 Supply Current vs. Input Voltage
INPUT VOLTAGE (V)
5
10
15
20
25
30
35
40
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
+125°C
–40°C
+25°C
Figure 12. REF03 Supply Current vs. Input Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com