công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AND8066D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện AND8066D
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

AND8066D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button AND8066D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor AND8066D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MC10EP08, MC100EP08
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
DFN8
CASE 506AA
ISSUE E
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994 .
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED
TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN
0.15 AND 0.20 MM FROM TERMINAL TIP.
4. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED
PAD AS WELL AS THE TERMINALS.
A
D
E
B
C
0.10
PIN ONE
2X
REFERENCE
2X
TOP VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
A
L
(A3)
D2
E2
C
C
0.10
C
0.10
C
0.08
NOTE 4
A1
SEATING
PLANE
e/2
e
8X
K
NOTE 3
b
8X
0.10
C
0.05
C
A B
B
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
0.80
1.00
A1
0.00
0.05
A3
0.20 REF
b
0.20
0.30
D
2.00 BSC
D2
1.10
1.30
E
2.00 BSC
E2
0.70
0.90
e
0.50 BSC
K
L
0.25
0.35
1
4
8
5
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
2.30
0.50
0.50
8X
DIMENSIONS: MILLIMETERS
0.30
PITCH
8X
1
PACKAGE
OUTLINE
RECOMMENDED
L1
DETAIL A
L
OPTIONAL
CONSTRUCTIONS
L
DETAIL B
MOLD CMPD
EXPOSED Cu
OPTIONAL
CONSTRUCTION
DETAIL B
DETAIL A
L1
−−−
0.10
0.30 REF
0.90
1.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com