| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
APW7066 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Anpec Electronics Coropration |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APW7066 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Anpec Electronics Coropration |
|
32 / 35 page ![]() Copyright © ANPEC Electronics Corp. Rev. A.8 - Aug., 2009 APW7066 www.anpec.com.tw 32 Application A H T1 C d D W E1 F 330.0± 2.00 50 MIN. 12.4+2.00 -0.00 13.0+0.50 -0.20 1.5 MIN. 20.2 MIN. 12.0± 0.30 1.75± 0.10 5.5± 0.10 P0 P1 P2 D0 D1 T A0 B0 K0 QFN 5x5-32 4.0± 0.10 8.0± 0.10 2.0± 0.10 1.5+0.10 -0.00 1.5 MIN. 0.6+0.00 -0.40 5.35± 0.20 5.35± 0.20 1.30± 0.20 Application A H T1 C d D W E1 F 330.0± 2.00 50 MIN. 16.4+2.00 -0.00 13.0+0.50 -0.20 1.5 MIN. 20.2 MIN. 16.0± 0.30 1.75± 0.10 7.50± 0.10 P0 P1 P2 D0 D1 T A0 B0 K0 TSSOP-24P 4.00± 0.10 8.00± 0.10 2.00± 0.10 1.5+0.10 -0.00 1.5 MIN. 0.6+0.00 -0.40 6.9± 0.20 8.30.± 0.20 1.50± 0.20 (mm) Carrier Tape & Reel Dimensions Devices Per Unit Package Type Unit Quantity QFN5x5-32 Tape & Reel 2500 TSSOP-24P Tape & Reel 2000 T1 d A A B P0 OD0 B A0 P2 K0 SECTION B-B SECTION A-A OD1 P1 |