công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APW7008 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APW7008
Giải thích chi tiết về linh kiện  1X/1.5X/2x Charge Pump White LED Driver
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APW7008 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Anpec Electronics Coropration

Back Button APW7008_12 Datasheet HTML 14Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 15Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 16Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 17Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 18Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 19Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 20Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 21Page - Anpec Electronics Coropration APW7008_12 Datasheet HTML 22Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 22 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.4 - Jun., 2009
APW7008
www.anpec.com.tw
18
Application
A
H
T1
C
d
D
W
E1
F
178±
2.00
50 MIN.
12.4+2.00
-0.00
13.0+0.50
-0.20
1.5 MIN.
20.2 MIN. 12.0±
0.30 1.75±
0.10
5.5±
0.05
P0
P1
P2
D0
D1
T
A0
B0
K0
QFN3x3-16
4.0±
0.10
4.0±
0.10
2.0±
0.05
1.5+0.10
-0.00
1.5 MIN.
0.6+0.00
-0.40
3.30±
0.20 3.30±
0.20 1.30±
0.20
Carrier Tape & Reel Dimensions
Devices Per Unit
(mm)
Package Type
Unit
Quantity
QFN3x3-16
Tape & Reel
3000
A
A
B
P0
OD0
B
A0
P2
K0
SECTION B-B
SECTION A-A
OD1
P1
T1
d



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22