công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APL5102-35AI-TRG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APL5102-35AI-TRG
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA, 4mA Quiescent Current Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APL5102-35AI-TRG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Anpec Electronics Coropration

Back Button APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 10Page - Anpec Electronics Coropration APL5102-35AI-TRG Datasheet HTML 11Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.5 - Jul., 2013
APL5101/2
www.anpec.com.tw
7
Load Transient Response
Load Transient Response
Time(0.5ms/div)
Time(0.5ms/div)
VOUT=1.4V
(50mV/div)
IL=1~150mA
VOUT=3.3V
(50mV/div)
IL=1~150mA
VOUT=1.4V(200mV/div)
IOUT=10mA
COUT=1
µF
Line Transient Response
Time(0.1ms/div)
VIN(4.5V~5.5V)
Time(0.1ms/div)
Line Transient Response
VOUT=3.3V(200mV/div)
IOUT=10mA
COUT=1
µF
VIN(4.5V~5.5V)
Typical Operating Characteristics (Cont.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com