công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5643R bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5643R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/ C On-Chip Reference
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5643R bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5643R Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
AD5623R/AD5643R/AD5663R
Data Sheet
Rev. F | Page 8 of 32
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 6.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VOUT to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VREFIN/VREFOUT to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Input Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
Industrial
−40°C to +105°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature (TJ max)
150°C
Power Dissipation
(TJ max − TA)/θJA
LFCSP Package (4-Layer Board)
θJA Thermal Impedance
61°C/W
MSOP Package (4-Layer Board)
θJA Thermal Impedance
142°C/W
θJC Thermal Impedance
43.7°C/W
Reflow Soldering Peak Temperature
Pb-Free
260(+0/−5)°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com