công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF01CS-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện REF01CS-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

REF01CS-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices REF01CS-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
REF01/REF02/REF03
Rev. K | Page 10 of 20
3
1
5
2
0
4
46
02
LOAD CURRENT (mA)
81
–40°C
+125°C
0
+25°C
Figure 19. REF01 Dropout Voltage vs. Load Current
46
6
0
2
0
4
2
+25°C
LOAD CURRENT (mA)
8
10
–40°C
+125°C
Figure 20. REF02 Dropout Voltage vs. Load Current
3
1
5
2
0
4
46
02
LOAD CURRENT (mA)
81
+125°C
0
+25°C
–40°C
6
Figure 21. REF03 Dropout Voltage vs. Load Current
0
0.50
24
6
TA = 25°C
LOAD CURRENT (mA)
8
10
0.55
0.60
0.65
0.70
Figure 22. REF01 Quiescent Current vs. Load Current
TIME (1s/DIV)
Figure 23. REF02 Typical Low-Frequency Voltage Noise (0.1 Hz to 10.0 Hz)
TIME (1ms/DIV)
Figure 24. REF02 Typical Wideband Voltage Noise (10 Hz to 10 kHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com