| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MAX3245ECAI bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Maxim Integrated Products |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAX3245ECAI bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Maxim Integrated Products |
|
19 / 21 page ![]() ±15kV ESD-Protected, 1µA, 1Mbps 3.0V to 5.5V, RS-232 Transceivers with AutoShutdown Plus 16 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 READY C1+ V+ C1- C2+ C2- V- R1IN FORCEOFF VCC GND T1OUT FORCEON T1IN INVALID R1OUT MAX3226E MAX3227E SSOP/TSSOP 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C1+ V+ VCC GND C1- FORCEON FORCEOFF INVALID R2OUTB R1OUT R2OUT R3OUT R4OUT R5OUT C2+ C2- V- R1IN R2IN R3IN R4IN R5IN T1OUT T2OUT T3OUT T3IN T2IN T1IN SO/SSOP/TSSOP MAX3244E MAX3245E 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 FORCEOFF VCC GND T1OUT C1- V+ C1+ READY R1IN R1OUT FORCEON T1IN T2OUT V- C2- C2+ 12 11 9 10 T2IN INVALID R2OUT R2IN DIP/SSOP/TSSOP MAX3224E MAX3225E GND C1- FORCEOFF INVALID R1OUT R2OUT N.C. R2OUTB FORCEON R3IN R4IN R5IN T1OUT T2OUT T3OUT R1IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 26 25 24 23 22 21 20 19 TQFN MAX3245E TOP VIEW *EP N.C. R2IN 36 35 34 33 32 31 30 29 28 15 16 14 13 6 5 7 8 12 READY 4 12 11 9 V+ C1+ T1IN INVALID R1OUT R1IN MAX3226E MAX3227E 3 10 *EP *CONNECT EP TO GND. TQFN TOP VIEW MAX3224E MAX3225E TQFN TOP VIEW 19 20 18 17 7 6 8 9 12 FORCEOFF 45 15 14 12 11 READY V+ INVALID R2OUT R2IN T2OUT 3 13 VCC 16 10 T2IN GND *EP FORCEOFF + + + + + + ___________________________________________________________ Pin Configurations Maxim Integrated 19 MAX3224E/MAX3225E/ MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245E |