công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360ECVVAJFHA bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8360ECVVAJFHA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8360ECVVAJFHA bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 74Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 75Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 76Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 77Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 78Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 79Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 80Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 81Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360ECVVAJFHA Datasheet HTML 82Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 102 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 5
78
Freescale Semiconductor
Pinout Listings
LVDD1
C17, D16
Power for
UCC2
Ethernet
interface
option 1
(2.5 V,
3.3 V)
LVDD1
9
LVDD2
B18, E21
Power for
UCC2
Ethernet
interface
option 2
(2.5 V,
3.3 V)
LVDD2
9
VDD
C36, D29, D35, E16, F9, F12, F15, F17, F18, F20,
F21, F23, F25, F26, F29, F31, F32, F33, G6, J6,
K32, M32, N6, P33, R6, R32, U32, V6, Y5, Y32,
AB6, AB33, AD6, AF32, AK6, AL6, AM7, AM9,
AM10, AM11, AM12, AM13, AM14, AM15, AM18,
AM21, AM25, AM28, AM32, AN15, AN21, AN26,
AU9, AU17
Power for
core
(1.2 V)
VDD
—
OVDD
A10, B9, B15, B32, C1, C12, C22, C29, D24, E3,
E10, E27, G4, H35, J1, J35, K2, M4, N3, N34, R2,
R37, T36, U2, U33, V4, V34, W3, Y35, Y37, AA1,
AA36, AB2, AB34
PCI,
10/100
Ethernet,
and other
standard
(3.3 V)
OVDD
—
MVREF1
AN20
I
DDR
reference
voltage
—
MVREF2
AU32
I
DDR
reference
voltage
—
SPARE1
B11
I/O
OVDD
8
SPARE3
AH32
—
GVDD
8
SPARE4
AU18
—
GVDD
7
SPARE5
AP1
—
GVDD
8
Table 67. MPC8358E TBGA Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com