công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8548ECHXATJB bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8548ECHXATJB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8548ECHXATJB bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 98Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 99Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 100Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 101Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 102Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 103Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 104Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 105Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJB Datasheet HTML 106Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 151 page
background image
MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9
102
Freescale Semiconductor
Package Description
LVDD
N8, R7, T9, U6
Power for
TSEC1 and
TSEC2
(2.5 V, 3.3 V)
LVDD
—
TVDD
W9, Y6
Power for
TSEC3 and
TSEC4
(2,5 V, 3.3 V)
TVDD
—
GVDD
B3, B11, C7, C9, C14, C17, D4, D6, D10, D15,
E2, E8, E11, E18, F5, F12, F16, G3, G7, G9,
G11, H5, H12, H15, H17, J10, K3, K12, K16,
K18, L6, M4, M8, M13
Power for
DDR1 and
DDR2 DRAM
I/O voltage
(1.8 V, 2.5)
GVDD
—
BVDD
C21, C24, C27, E20, E25, G19, G23, H26, J20 Power for local
bus (1.8 V,
2.5 V, 3.3 V)
BVDD
—
VDD
M19, N12, N14, N16, N18, P11, P13, P15, P17,
P19, R12, R14, R16, R18, T11, T13, T15, T17,
T19, U12, U14, U16, U18, V17, V19
Power for core
(1.1 V)
VDD
—
SVDD
L25, L27, M24, N28, P24, P26, R24, R27, T25,
V24, V26, W24, W27, Y25, AA28, AC27
Core Power
for SerDes
transceivers
(1.1 V)
SVDD
—
XVDD
L20, L22, N23, P21, R22, T20, U23, V21, W22,
Y20
Pad Power for
SerDes
transceivers
(1.1 V)
XVDD
—
AVDD_LBIU
J28
Power for local
bus PLL
(1.1 V)
—26
AVDD_PCI1
AH21
Power for
PCI1 PLL
(1.1 V)
—26
AVDD_PCI2
AH22
Power for
PCI2 PLL
(1.1 V)
—26
AVDD_CORE
AH15
Power for
e500 PLL (1.1
V)
—26
AVDD_PLAT
AH19
Power for CCB
PLL (1.1 V)
—26
AVDD_SRDS
U25
Power for
SRDSPLL
(1.1 V)
—26
SENSEVDD
M14
O
VDD
13
Table 71. MPC8548E Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com