| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8548ECHXATJB bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8548ECHXATJB bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
101 / 151 page ![]() MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9 Freescale Semiconductor 101 Package Description Clock RTC AF16 I OVDD — SYSCLK AH17 I OVDD — JTAG TCK AG28 I OVDD — TDI AH28 I OVDD 12 TDO AF28 O OVDD — TMS AH27 I OVDD 12 TRST AH23 I OVDD 12 DFT L1_TSTCLK AC25 I OVDD 25 L2_TSTCLK AE22 I OVDD 25 LSSD_MODE AH20 I OVDD 25 TEST_SEL AH14 I OVDD 25 Thermal Management THERM0 AG1 — — 14 THERM1 AH1 — — 14 Power Management ASLEEP AH18 O OVDD 9, 19, 29 Power and Ground Signals GND A11, B7, B24, C1, C3, C5, C12, C15, C26, D8, D11, D16, D20, D22, E1, E5, E9, E12, E15, E17, F4, F26, G12, G15, G18, G21, G24, H2, H6, H8, H28, J4, J12, J15, J17, J27, K7, K9, K11, K27, L3, L5, L12, L16, N11, N13, N15, N17, N19, P4, P9, P12, P14, P16, P18, R11, R13, R15, R17, R19, T4, T12, T14, T16, T18, U8, U11, U13, U15, U17, U19, V4, V12, V18, W6, W19, Y4, Y9, Y11, Y19, AA6, AA14, AA17, AA22, AA23, AB4, AC2, AC11, AC19, AC26, AD5, AD9, AD22, AE3, AE14, AF6, AF10, AF13, AG8, AG27, K28, L24, L26, N24, N27, P25, R28, T24, T26, U24, V25, W28, Y24, Y26, AA24, AA27, AB25, AC28, L21, L23, N22, P20, R23, T21, U22, V20, W23, Y21, U27 —— — OVDD V16, W11, W14, Y18, AA13, AA21, AB11, AB17, AB24, AC4, AC9, AC21, AD6, AD13, AD17, AD19, AE10, AE8, AE24, AF4, AF12, AF22, AF27, AG26 Power for PCI and other standards (3.3 V) OVDD — Table 71. MPC8548E Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |