công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8323VRADDCA bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8323VRADDCA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8323VRADDCA bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8323VRADDCA Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 82 page
background image
MPC8323E PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications, Rev. 4
Freescale Semiconductor
29
JTAG
Figure 17. Local Bus Signals, GPCM/UPM Signals for LCRR[CLKDIV] = 4
10 JTAG
This section describes the DC and AC electrical specifications for the IEEE Std. 1149.1™ (JTAG)
interface of the MPC8323E.
10.1
JTAG DC Electrical Characteristics
Table 31 provides the DC electrical characteristics for the IEEE Std. 1149.1 (JTAG) interface of the
MPC8323E.
Table 31. JTAG Interface DC Electrical Characteristics
Characteristic
Symbol
Condition
Min
Max
Unit
Output high voltage
VOH
IOH = –6.0 mA
2.4
—
V
Output low voltage
VOL
IOL = 6.0 mA
—
0.5
V
Output low voltage
VOL
IOL = 3.2 mA
—
0.4
V
Input high voltage
VIH
—2.5
OVDD +0.3
V
LCLK
UPM Mode Input Signal:
LUPWAIT
tLBIXKH
tLBIVKH
tLBIVKH
tLBIXKH
tLBKHOZ
T1
T3
UPM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LBS[0:1]/LGPL[0:5]
GPCM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LWE
tLBKHOV
tLBKHOV
tLBKHOZ
T2
T4
Input Signals:
LAD[0:15]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com