công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF56B-G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Comchip Technology

tên linh kiện SF56B-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Fast Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

SF56B-G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  SF56B-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology SF56B-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology SF56B-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology SF56B-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Page 3
QW-BS007
REV: A
Comchip Technology CO., LTD.
Super Fast Rectifiers
B
Taping Specification For Axial Lead Diodes
L1
L2
E
A
Z
T
E
90℃±5℃
B
Z
T
E
L1-L2
DO-27
SYMBOL
A
(mm)
(inch)
0.040 (max)
10.0 ± 0.5
52.4 ± 0.5
6.0 ± 0.4
1.0 (max)
1.2 (max)
0.8 (max)
2.047 ± 0.020
0.197 ± 0.020
0.048 (max)
0.236 ± 0.016
0.032(max)
L
H
W
DO-27
SYMBOL
Box Length
(mm)
(inch)
255.0 ± 5.0
10.04 ± 0.197
Box Width
78.0 ± 5.0
3.071 ± 0.197
Box Height
78.0 ± 5.0
3.071 ± 0.197
D1
D2
D
W1
( Ammo Packaging)
D1
D2
W1
DO-27
SYMBOL
D
(mm)
(inch)
330.000
85.7 ± 0.3
79.0 ± 1.0
16.6 ± 0.4
3.375 ± 0.012
13.000
0.654 ± 0.016
3.110 ± 0.039
( Reel Packaging)



Html Pages

1 2 3 4