công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7980TR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7980TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 A step-down switching regulator
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7980TR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button L7980TR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics L7980TR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 44 page
background image
L7980
Application informations
Doc ID 15181 Rev 4
31/44
6.7
Application circuit
In Figure 18 the demonstration board application circuit is shown.
Figure 18.
Demonstration board application circuit (rev 1.0)
Table 9.
Component list (rev 1.0)
Reference
Part number
Description
Manufacturer
C1
UMK325BJ106MM-T
10
μF, 50V
Taiyo Yuden
C2
GRM32ER61E226KE15
22
μF, 25V
Murata
C3
2.2nF, 50V
C4
22nF, 50V
C5
220pF, 50V
C6
470nF, 50V
R1
4.99k
Ω, 1%, 0.1W 0603
R2
1.1k
Ω, 1%, 0.1W 0603
R3
220
Ω, 1%, 0.1W 0603
R4
2.2k
Ω, 1%, 0.1W 0603
R5
100k
Ω, 1%, 0.1W 0603
D1
STPS3L40
3A DC, 40V
STMicroelectronics
L1
MSS1038-103NL
10
μH, 30%, 3.9A,
DCRMAX=35mΩ
Coilcraft



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com