công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9554ATS bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA9554ATS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit I2C-bus and SMBus I/O port with interrupt
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA9554ATS bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA9554ATS Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors PCA9554ATS Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 35 page
background image
PCA9554_9554A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 19 March 2013
25 of 35
NXP Semiconductors
PCA9554; PCA9554A
8-bit I2C-bus and SMBus I/O port with interrupt
14. Soldering: PCB footprints
Fig 24. PCB footprint for SOT162-1 (SO16); reflow soldering
DIMENSIONS in mm
Ay
By
D1
D2
Gy
Hy
P1
11.200
6.400
2.400
0.700
C
0.800
10.040
8.600
Gx
11.450
sot162-1_fr
Hx
11.900
1.270
SOT162-1
solder land
occupied area
Footprint information for reflow soldering of SO16 package
Ay
By
Gy
C
Hy
Hx
Gx
P1
Generic footprint pattern
Refer to the package outline drawing for actual layout
P2
(0.125)
(0.125)
D1
D2 (4x)
P2
1.320



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com