công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AA.SA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện AA.SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Tweezers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AA.SA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AA.SA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AA.SA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AA.SA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AA.SA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Boley Tweezers -
17
649.SA
649.S
647.SA
647.S
4 3/4'' 120mm
strong blunt precision tips serrated tips and grips
6'' 150mm
strong, fine, alignment pin serrated tips and grips
6'' 150mm
strong, fine, bent, alignment pin serrated tips and grips
5 3/4'' 145mm; 0.14'' 3.6mm
nickel plated tweezers to hold pearls and ball bearings
648.SA
648.S
PB.NP
GG.SA
GG.NP
NN.SA
NN.NP
AA.SA
AA.S
AA.NP
AA.TA
MM.SA
MM.NP
5'' 130mm
general purpose straight fine tips
5'' 130mm very slim tips, max visibility
5'' 130mm
general purpose strong fine tips
4 1/2'' 115mm
as MM, short
456.SA
5'' 130mm
fine serrated tips
5 1/2'' 140mm
strong blunt precision serrated tips and serrated grips
475.SA
Ergonomic, general purpose tweezers available in different materials for specific applications.
Boley Tweezers
3•GenPurpose_SMD
16.9.2005
14:50
Page 17



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com