| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DM3725 bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM3725 bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Texas Instruments |
|
89 / 280 page ![]() DM3730, DM3725 www.ti.com SPRS685D – AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011 Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued) CBP CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top AF24 NA AD7 AA5 Y10 sys_nreswar gpio_30 safe_mo m de AH26 NA F3 NA AB12 sys_boot0 dss_data18 gpio_2 safe_mo de AG26 NA D3 NA AC16 sys_boot1 dss_data19 gpio_3 safe_mo de AE14 NA C3 NA AD17 sys_boot2 gpio_4 safe_mo de AF18 NA E3 NA AD18 sys_boot3 dss_data20 gpio_5 safe_mo de AF19 NA E4 NA AC17 sys_boot4 mmc2_dir_dat dss_data21 gpio_6 safe_mo 2 de AE21 NA G3 NA AB16 sys_boot5 mmc2_dir_dat dss_data22 gpio_7 safe_mo 3 de AF21 NA D4 NA AA15 sys_boot6 dss_data23 gpio_8 safe_mo de AF22 NA V12 NA AD23 sys_off_mode gpio_9 safe_mo de AG25 NA AE14 NA Y7 sys_clkout1 gpio_10 safe_mo de AE22 NA W11 NA AA6 sys_clkout2 gpio_186 safe_mo de AA17 NA U15 NA AB7 jtag_ntrst AA13 NA V14 NA AB6 jtag_tck AA12 NA W13 NA AA7 jtag_rtck AA18 NA V15 NA AA9 jtag_tms_tms c AA20 NA U16 NA AB10 jtag_tdi AA19 NA Y13 NA AB9 jtag_tdo AA11 NA Y15 NA AC24 jtag_emu0 gpio_11 safe_mo de AA10 NA Y14 NA AD24 jtag_emu1 gpio_31 safe_mo de AF10 NA AB2 NA AC1 etk_clk mcbsp5_clkx mmc3_clk hsusb1_stp gpio_12 mm1_rxdp hw_dbg 0 AE10 NA AB3 NA AD3 etk_ctl mmc3_cmd hsusb1_clk gpio_13 hw_dbg 1 AF11 NA AC3 NA AD6 etk_d0 mcspi3_simo mmc3_dat4 hsusb1_dat gpio_14 mm1_rxrcv hw_dbg a0 2 AG12 NA AD4 NA AC6 etk_d1 mcspi3_somi hsusb1_dat gpio_15 mm1_txse0 hw_dbg a1 3 AH12 NA AD3 NA AC7 etk_d2 mcspi3_cs0 hsusb1_dat gpio_16 mm1_txdat hw_dbg a2 4 AE13 NA AA3 NA AD8 etk_d3 mcspi3_clk mmc3_dat3 hsusb1_dat gpio_17 hw_dbg a7 5 AE11 NA Y3 NA AC5 etk_d4 mcbsp5_dr mmc3_dat0 hsusb1_dat gpio_18 hw_dbg a4 6 AH9 NA AB1 NA AD2 etk_d5 mcbsp5_fsx mmc3_dat1 hsusb1_dat gpio_19 hw_dbg a5 7 AF13 NA AE3 NA AC8 etk_d6 mcbsp5_dx mmc3_dat2 hsusb1_dat gpio_20 hw_dbg a6 8 AH14 NA AD2 NA AD9 etk_d7 mcspi3_cs1 mmc3_dat7 hsusb1_dat gpio_21 mm1_txen_ hw_dbg a3 n 9 AF9 NA AA4 NA AC4 etk_d8 mmc3_dat6 hsusb1_dir gpio_22 hw_dbg 10 AG9 NA V2 NA AD5 etk_d9 mmc3_dat5 hsusb1_nxt gpio_23 mm1_rxdm hw_dbg 11 AE7 NA AE4 NA AC3 etk_d10 uart1_rx hsusb2_clk gpio_24 hw_dbg 12 AF7 NA AF6 NA AC9 etk_d11 hsusb2_stp gpio_25 mm2_rxdp hw_dbg 13 AG7 NA AE6 NA AC10 etk_d12 hsusb2_dir gpio_26 hw_dbg 14 AH7 NA AF7 NA AD11 etk_d13 hsusb2_nxt gpio_27 mm2_rxdm hw_dbg 15 Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated TERMINAL DESCRIPTION 89 Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): DM3730 DM3725 |