công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM339APW bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM339APW
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM339APW bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button LM339APW Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM339APW Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 33 page
background image
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM2901PWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
7.0
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901PWRG3
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
7.0
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901PWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901VQPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2901VQPWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339ADBR
SSOP
DB
14
2000
330.0
16.4
8.2
6.6
2.5
12.0
16.0
Q1
LM339ADR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.3
8.0
16.0
Q1
LM339ADR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ADR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ADRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339ANSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
LM339APWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339DR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339DRG3
SOIC
D
14
2500
330.0
16.8
6.5
9.5
2.3
8.0
16.0
Q1
LM339DRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
LM339PWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339PWRG3
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
7.0
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM339PWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
*All dimensions are nominal
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
23-Oct-2013
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33