| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSPIC30F2011AT-30E/PF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC30F2011AT-30E/PF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 238 page ![]() © 2006 Microchip Technology Inc. Preliminary DS70143C-page 5 dsPIC30F6011A/6012A/6013A/6014A Pin Diagrams (Continued) Note: For descriptions of individual pins, see Section 1.0 “Device Overview”. 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 50 49 48 47 46 45 44 41 17 18 19 1 57 56 55 54 53 52 51 60 59 58 43 42 EMUC2/OC1/RD0 IC4/RD11 IC2/RD9 IC1/RD8 INT4/RA15 IC3/RD10 INT3/RA14 VSS OSC1/CLKI VDD SCL/RG2 U1RX/RF2 U1TX/RF3 EMUC1/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 EMUD1/SOSCI/CN1/RC13 T3CK/RC2 T4CK/RC3 T5CK/RC4 SCK2/CN8/RG6 SDI2/CN9/RG7 SDO2/CN10/RG8 MCLR SS2/CN11/RG9 AN4/CN6/RB4 AN3/CN5/RB3 AN2/SS1/LVDIN/CN4/RB2 PGC/EMUC/AN1/CN3/RB1 PGD/EMUD/AN0/CN2/RB0 VSS VDD RG15 T2CK/RC1 INT2/RA13 INT1/RA12 SDA/RG3 SDI1/RF7 EMUD3/SDO1/RF8 AN5/CN7/RB5 OSC2/CLKO/RC15 EMUC3/SCK1/INT0/RF6 80-Pin TQFP dsPIC30F6013A |