công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAT04FSZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện MAT04FSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matched Monolithic Quad Transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

MAT04FSZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button MAT04FSZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices MAT04FSZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MAT04
–11–
REV. D
Figure 10. Voltage-Controlled Attenuator,
Attenuation vs. Frequency
Figure 11. Voltage-Controlled Attenuator,
Attenuation vs. Control Voltage
14-Lead Narrow-Body SO
(R-14/SO-14)
14
8
7
1
0.3444 (8.75)
0.3367 (8.55)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°
14-Lead Plastic DIP
(N-14)
14
17
8
0.795 (20.19)
0.725 (18.42)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
14-Lead Cerdip
(Q-14)
14
1
7
8
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
PIN 1
0.005 (0.13) MIN
0.098 (2.49) MAX
SEATING
PLANE
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.200 (5.08)
MAX
0.785 (19.94) MAX
0.150
(3.81)
MIN
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.100
(2.54)
BSC
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
15
°
0
°
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12