công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM213ARS bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM213ARS
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.1 關F, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM213ARS bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button ADM213ARS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADM213ARS Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
ADM206/ADM207/ADM208/ADM211/ADM213
Rev. D | Page 15 of 16
0.25
0.09
0.95
0.75
0.55
8°
4°
0°
0.05 MIN
1.85
1.75
1.65
2.00 MAX
0.38
0.22
SEATING
PLANE
0.65
BSC
COPLANARITY
0.10
28
15
14
1
10.50
10.20
9.90
5.60
5.30
5.00
8.20
7.80
7.40
PIN 1
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-150AH
Figure 27. 28-Lead Shrink Small Outline Package [SSOP]
(RS-28)
Dimensions shown in millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16