công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD694 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD694
Giải thích chi tiết về linh kiện  4??0 mA Transmitter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD694 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button AD694 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD694 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
AD694
–12–
REV. B
Figure 15. Low Cost Sensor Transmitter
The circuit shown, will convert a positive differential signal at
VIN to a 4–20 mA current. The circuit has common-mode range
of 3 V to 8 V. The low end of the common-mode range is limited
by the AD708’s ability to pull down on RS. A single supply am-
plifier could be used instead to extend the common-mode range
down to about 1.5 V.
As shown, the circuit handles positive differential signals (VIN
positive). To handle bipolar differential signals (VIN is positive
or negative), the reference pin of the in amp (Point C) must be
offset positively from the 2 V reference. For example, discon-
necting Point C from the 2 V reference and connecting it to a
3 V source would result in a VA of 1 V (or half scale) for a zero
volt differential input from the sensor.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com