công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XBP1008-G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XBP1008-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance TVS Diode Array
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XBP1008-G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XBP1008-G Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XBP1008-G Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XBP1008-G Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XBP1008-G Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XBP1008-G Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2/5
XBP1008
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ta=25℃
LIMITS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Stand-Off Voltage
VRWM
-
-
5
V
Breakdown Voltage
VBR
IR=1mA
6
-
-
V
Leakage Current
IR
VR=5V
-
-
20
μA
Clamping Voltage (8/20μs)
VC
IPP=1A
-
-
9.8
V
Clamping Voltage (8/20μs)
VC
IPP=5A
-
-
11
V
Terminal Capacitance
Ct
VR=0V, f=1MHz
Between Pin1,2 to 3
-
-
1.0
pF
■NOTES ON USE
1. Please use this IC within the absolute maximum ratings.
Even within the ratings, in case of high load use continuously such as high temperature, high voltage, high current and thermal stress may
cause reliability degradation of the IC.
2. Torex places an importance on improving our products and their reliability.
We request that users incorporate fail-safe designs and post-aging protection treatment when using Torex products in their systems.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com