công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF5025AIDG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF5025AIDG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF5025AIDG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button REF5025AIDG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF5025AIDG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
-10
-5
LoadCurrent(mA)
2.50125
2.50100
2.50075
2.50050
2.50025
2.50000
2.49975
2.49950
2.49925
2.49900
2.49875
10
0
5
+125 C
°
+25 C
°
-
°
40 C
-50
-25
Temperature( C)
°
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
125
0
25
50
75
100
-50
-25
Temperature( C)
°
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
125
0
25
50
75
100
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V
(V)
IN
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
+125 C
?
+25 C
?
-40 C
?
-50
-25
Temperature( C)
°
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
125
0
25
50
75
100
-50
-25
Temperature( C)
°
35
30
25
20
15
10
5
0
125
0
25
50
75
100
Sourcing
Sinking
REF5010, REF5020
REF5025, REF5030
REF5040, REF5045, REF5050
SBOS410E – JUNE 2007 – REVISED JUNE 2010
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = +25°C, ILOAD = 0, and VS = VOUT + 0.2V, unless otherwise noted. For VOUT ≤ 2.5V, the minimum supply voltage is 2.7V.
REF5025 OUTPUT VOLTAGE
TEMP PIN OUTPUT VOLTAGE
vs LOAD CURRENT
vs TEMPERATURE
Figure 7.
Figure 8.
QUIESCENT CURRENT
QUIESCENT CURRENT
vs TEMPERATURE
vs INPUT VOLTAGE
Figure 9.
Figure 10.
LINE REGULATION
SHORT-CIRCUIT CURRENT
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 11.
Figure 12.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): REF5010 REF5020 REF5025 REF5030 REF5040 REF5045 REF5050



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com