công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393DGKR bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393DGKR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393DGKR bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button LM393DGKR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM393DGKR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 30 page
background image
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM293DGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM293DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG3
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393APSR
SO
PS
8
2000
330.0
16.4
8.2
6.6
2.5
12.0
16.0
Q1
LM393APWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393DGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM393DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG3
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393PSR
SO
PS
8
2000
330.0
16.4
8.2
6.6
2.5
12.0
16.0
Q1
LM393PWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393PWRG3
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
23-Oct-2013
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30