công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP4 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C6745,TMS320C6747 Fixed/Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP4 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP4 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 227 page
background image
PLLDIV1 (/1)
SYSCLK1
PLLDIV2 (/2)
SYSCLK2
PLLDIV3 (/3)
SYSCLK3
PLLDIV4 (/4)
SYSCLK4
PLLDIV5 (/3)
SYSCLK5
PLLDIV6 (/1)
SYSCLK6
PLLDIV7 (/6)
SYSCLK7
DIV4.5
1
0
EMIFA
Internal
Clock
Source
CFGCHIP3[EMA_CLKSRC]
DIV4.5
EMIFB
Internal
Clock
Source
CFGCHIP3[EMB_CLKSRC]
1
0
Pre-Div
PLLM
PLLEN
AUXCLK
0
1
PLL
Post-Div
CLKMODE
1
0
Square
Wave
Crystal
OSCIN
OBSCLK Pin
14h
17h
18h
19h
1Ah
1Bh
1Ch
1Dh
SYSCLK1
SYSCLK2
SYSCLK3
SYSCLK4
SYSCLK5
SYSCLK6
SYSCLK7
OCSEL[OCSRC]
OSCDIV
TMS320C6745, TMS320C6747
www.ti.com
SPRS377E – SEPTEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2013
Figure 5-9. PLL Topology
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Peripheral Information and Electrical Specifications
73
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com