công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DBCRJS88B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dubilier

tên linh kiện DBCRJS88B
Giải thích chi tiết về linh kiện  NETWORKING SOCKETS LOW PROFILE SIDE ENTRY PCB JACK
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DUBILIER [Dubilier]
Trang chủ  http://www.dubilier.co.uk
Logo DUBILIER - Dubilier

DBCRJS88B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dubilier

  DBCRJS88B Datasheet HTML 1Page - Dubilier DBCRJS88B Datasheet HTML 2Page - Dubilier DBCRJS88B Datasheet HTML 3Page - Dubilier DBCRJS88B Datasheet HTML 4Page - Dubilier DBCRJS88B Datasheet HTML 5Page - Dubilier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
353
ORDERING INFORMATION
NETWORKING SOCKETS
MODULAR SOCKETS - LOW PROFILE
SPECIFICATION
OUTLINE DRAWING
Material
Housing:
PBT Polyester, UL94V-O; UL94V-2
Standard colour grey
Contacts:
.0177(.45mm) diameter
Pros - bronze plated with hard gold
Cavity confirms to FCC Rules and
Regulations Part 68, subpart F
DBC
RJ45
S
88
A
Dubilier
Connectors
Series
RJ
RJ
RJ11
RJ12
RJ45
Contact Type
S=Socket
Nº of Ways x Nº of
Loaded Contacts
4x2
4x4
6x4
6x6
8x8
Style
A=Low profile
Skt
Low profile
Industry standard footprint
4, 6 and 8 way side entry
UL approved
2.54
15.00
.590
100
ø0.79
ø0.031
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
7.14
.281
PC Board Layout 8x8
2.54
10.00
.394
100
ø0.79
ø0.031
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
3.06
.120
PC Board Layout 4x2, 4x4
2.54
12.00
.472
100
ø0.79
ø0.031
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
PC Board Layout 6x4,6x6
C
D
A
B
2.54
15.00
.590
100
ø0.79
ø0.031
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
7.14
.281
PC Board Layout 8x8
2.54
10.00
.394
100
ø0.79
ø0.031
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
3.06
.120
PC Board Layout 4x2, 4x4
12.00
.472
ø2.30
ø0.91
2.30
.091
1.02
0.40
PC Board Layout 6x4,6x6
C
D
A
B
Circuits Loaded Contacts Dimensions
a
B
C
D
4
2
10.00 (.394)
10.00 (.394) 1.02 (.040) 3.06 (.120)
4
4
10.00 (.394)
10.00 (.394) 1.02 (.040) 3.06 (.120)
6
4
12.20 (.480)
12.00 (.472) 1.02 (.040) 5.10 (.201)
6
6
12.20 (.480)
12.00 (.472) 1.02 (.040) 5.10 (.201)
8
8
15.00 (.590)
15.00 (.590) 1.02 (.040) 7.14 (.281)
PC Board Layout 8x8
PC Board Layout 6x4, 6x6
PC Board Layout 4x2, 4x4
RJ45
RJ
RJII+12
www.dubilier.co.uk



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com