công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1865CMS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1865CMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power, 16-Bit, 250ksps 1- and 2-Channel
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1865CMS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Linear Technology

Back Button LTC1865CMS Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC1865CMS Datasheet HTML 12Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
LTC1864/LTC1865
8
18645fb
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Reference Current vs
Sampling Rate
Reference Current vs
Temperature
Reference Current vs
Reference Voltage
Typical INL Curve
Typical DNL Curve
Analog Input Leakage Current vs
Temperature
Supply Current vs Sampling
Frequency
Supply Current vs Temperature
Sleep Current vs Temperature
SAMPLING FREQUENCY (kHz)
0.01
1000
100
10
1
0.1
0.01
100
18645 G01
0.1
1.0
10
1000
VCC = 5V
TA = 25°C
CONV LOW = 800ns
TEMPERATURE (°C)
–50
1000
800
600
400
200
0
0
50
75
18645 G02
–25
25
100
125
VCC = 5V
VREF = 5V
fSAMPLE = 250kHz
CONV HIGH = 3.2μS
TEMPERATURE (°C)
–50
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
50
75
18645 G03
–25
25
100
125
CONV = VCC = 5V
SAMPLE RATE (kHz)
0
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
18645 G04
250
VCC = 5V
TA = 25°C
VREF = 5V
CONV LOW = 800ns
TEMPERATURE (°C)
–50
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
0
50
75
18645 G05
–25
25
100
125
VCC = 5V
VREF = 5V
fS = 250kHz
VREF (V)
0
60
50
40
30
20
10
0
123
4
18645 G06
5
VCC = 5V
TA = 25°C
fS = 250kHz
CODE
0
65536
18645 G07
32768
4
2
0
–2
–4
16384
49152
VCC = 5V
TA = 25°C
VREF = 5V
CODE
0
65536
18645 G08
32768
16384
49152
2
1
0
–1
–2
VCC = 5V
TA = 25°C
VREF = 5V
TEMPERATURE (°C)
–50
100
18645 G09
050
100
75
50
25
0
–25
25
75
125
VCC = 5V
VREF = 5V
CONV = 0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com