công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1293BCSW bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1293BCSW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Chip 12-Bit Data Acquisition System
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1293BCSW bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Linear Technology

Back Button LTC1293BCSW Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC1293BCSW Datasheet HTML 13Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
9
LTC1293/LTC1294/LTC1296
129346fs
TEST CIRCUITS
Voltage Waveforms for ten
CS
B11
DOUT
ten
0.8V
CLK
LTC1293 TC07
START
7
8
4
5
6
3
2
1
DIN
Voltage Waveform for DOUT Rise and Fall Times, tr, tf
DOUT
0.4V
2.4V
tr
tf
LTC1293 TC04
Voltage Waveform for tdis
Voltage Waveform for DOUT Delay Time, tdDO
CLK
DOUT
0.8V
tdDO
0.4V
2.4V
LTC1293 TC03
Voltage Waveform for for tenSSO
CLK
0.8V
0.8V
LTC1293 TC09
SSO
tenSSO
Voltage Waveform for tdisSSO
DOUT
WAVEFORM 1
(SEE NOTE 1)
2.0V
tdis
90%
10%
DOUT
WAVEFORM 2
(SEE NOTE 2)
CS
NOTE 1: WAVEFORM 1 IS FOR AN OUTPUT WITH INTERNAL CONDITIONS SUCH
THAT THE OUTPUT IS HIGH UNLESS DISABLED BY THE OUTPUT CONTROL.
NOTE 2: WAVEFORM 2 IS FOR AN OUTPUT WITH INTERNAL CONDITIONS SUCH
THAT THE OUTPUT IS LOW UNLESS DISABLED BY THE OUTPUT CONTROL.
LTC1293 TC06
0.8V
2.4V
LTC1293 TC10
SSO
tdisSSO
CS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com