| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD630ARZ bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD630ARZ bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 13 page ![]() REV. E –12– Revision History Location Page 6/04—Data Sheet changed from REV. D to REV. E. Changes to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Replaced Figure 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Changes to AC BRIDGE section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Replaced Figure 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Changes to LOCK-IN AMPLIFIER APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Updated OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6/01—Data Sheet changed from REV. C to REV. D. Changes to SPECIFICATION TABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Changes to THERMAL CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Changes to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Changes to PIN CONFIGURATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Changes to OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 20-Lead Standard Small Outline Package [SOIC] Wide Body (R-20) Dimensions shown in millimeters and (inches) CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS (IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-013AC 0.75 (0.0295) 0.25 (0.0098) 20 11 10 1 8 0 45 1.27 (0.0500) 0.40 (0.0157) SEATING PLANE 0.30 (0.0118) 0.10 (0.0039) 2.65 (0.1043) 2.35 (0.0925) 1.27 (0.0500) BSC 10.65 (0.4193) 10.00 (0.3937) 7.60 (0.2992) 7.40 (0.2913) 13.00 (0.5118) 12.60 (0.4961) COPLANARITY 0.10 0.33 (0.0130) 0.20 (0.0079) 0.51 (0.0201) 0.31 (0.0122) AD630 |